công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 81 page
background image
3–14
Table 3–5. Boundary Scan Terminal Order (continued)
BOUNDARY SCAN
REGISTER NO.
PDV TERMINAL
NUMBER
GHK TERMINAL
NUMBER
TERMINAL NAME
GROUP DISABLE
REGISTER
BOUNDARY-SCAN
CELL TYPE
139
119
M15
P_AD2
142
Bidirectional
140
121
M18
P_AD1
142
Bidirectional
141
122
M19
P_AD0
142
Bidirectional
142
143
126
L15
MSK_IN
Input
144
Control
145
127
L14
HS_ENUM
144
Output
146
128
K19
HS_LED
144
Output
3.16 GPIO Interface
The PCI2050 implements a four-terminal general-purpose I/O interface. Besides functioning as a general-purpose
I/O interface, the GPIO terminals can be used to read in the secondary clock mask and to stop the bridge from
accepting I/O and memory transactions.
3.16.1 Secondary Clock Mask
The PCI2050 uses GPIO0, GPIO2, and MSK_IN to shift in the secondary clock mask from an external shift register.
Bit 15
MSK_IN
Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10
Bit 9
Bit 8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
GPIO2
GPIO0
P_RST
S_RST
Figure 3–6. Clock Mask Read Timing After Reset
Table 3–6. Clock Mask Data Format
BIT
CLOCK
[0:1]
S_CLKOUT0
[2:3]
S_CLKOUT1
[4:5]
S_CLKOUT2
[6:7]
S_CLKOUT3
8
S_CLKOUT4
9
S_CLKOUT5
10
S_CLKOUT6
11
S_CLKOUT7
12
S_CLKOUT8
13
S_CLKOUT9 (PCI2050 S_CLK input)
[14:15]
Reserved



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com