công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 81 page
background image
5–12
5.16 HS Capability ID Register
The HS capability ID register identifies the linked list item as the register for CPCI hot swap capabilities. The register
returns 06h when read, which is the unique ID assigned by the PICMG for PCI location of the capabilities pointer and
the value.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
HS capability ID
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
1
1
0
Register:
HS capability ID
Type:
Read-only
Offset:
E4h
Default:
06h
5.17 HS Next Item Pointer Register
The HS next item pointer register is used to indicate the next item in the linked list of CPCI Hot Swap capabilities.
Since the PCI2050 functions only include two capabilities list item, this register returns 0s when read.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
HS next item pointer
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
0
0
0
Register:
HS next item pointer
Type:
Read-only
Offset:
E5h
Default:
00h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com