công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 81 page
background image
4–5
4.5
Revision ID Register
The revision ID register indicates the silicon revision of the PCI2050.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Revision ID
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
0
0
0
Register:
Revision ID
Type:
Read-only
Offset:
08h
Default:
00h (reflects the current revision of the silicon)
4.6
Class Code Register
This register categorizes the PCI2050 as a PCI-to-PCI bridge device (0604h) with a 00h programming interface.
Bit
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Class code
Base class
Sub class
Programming interface
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Register:
Class code
Type:
Read-only
Offset:
09h
Default:
060400h
4.7
Cache Line Size Register
The cache line size register is programmed by host software to indicate the system cache line size needed by the
bridge on memory read line and memory read multiple transactions.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Cache line size
Type
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Default
0
0
0
0
0
0
0
0
Register:
Cache line size
Type:
Read/write
Offset:
0Ch
Default:
00h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com