công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 81 page
background image
5–2
5.2
Extended Diagnostic Register
The extended diagnostic register is read or write and has a default value of 00h. Bit 0 of this register is used to reset
both the PCI2050 and the secondary bus.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Extended diagnostic
Type
R
R
R
R
R
R
R
W
Default
0
0
0
0
0
0
0
0
Register:
Extended diagnostic
Type:
Read-only, Write-only
Offset:
41h
Default:
00h
Table 5–2. Extended Diagnostic Register
BIT
TYPE
FUNCTION
7–1
R
Reserved. Bits 7–1 return 0s when read.
0
W
Writing a 1 to this bit causes the PCI2050 to set bit 6 of the bridge control register (offset 3Eh, see Section 4.32) and then
internally reset the PCI2050. Bit 6 of the bridge control register will not be reset by the internal reset. Bit 0 is self-clearing.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com