công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 81 page
background image
2–2
Table 2–1. 208-Terminal PDV Signal Names Sorted by Terminal Number
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
1
D1
VCC
44
P2
BPCCE
87
V12
P_LOCK
130
K17
TDO
2
E3
S_REQ1
45
N5
P_CLK
88
U12
P_PERR
131
K15
VCC
3
F5
S_REQ2
46
P3
P_GNT
89
P12
P_SERR
132
K14
TMS
4
G6
S_REQ3
47
R1
P_REQ
90
R12
P_PAR
133
J19
TCLK
5
E2
S_REQ4
48
P6
GND
91
W13
VCC
134
J18
TRST
6
E1
S_REQ5
49
R2
P_AD31
92
V13
P_C/BE1
135
J17
S_VCCP
7
F3
S_REQ6
50
P5
P_AD30
93
U13
P_AD15
136
J14
GND
8
F2
S_REQ7
51
R3
VCC
94
P13
GND
137
J15
S_AD0
9
G5
S_REQ8
52
T1
GND
95
W14
P_AD14
138
H19
S_AD1
10
F1
S_GNT0
53
W4
VCC
96
V14
P_AD13
139
H18
VCC
11
H6
S_GNT1
54
U5
GND
97
R13
VCC
140
H17
S_AD2
12
G3
GND
55
R6
P_AD29
98
U14
P_AD12
141
H14
S_AD3
13
G2
S_GNT2
56
P7
VCC
99
W15
P_AD11
142
H15
GND
14
G1
S_GNT3
57
V5
P_AD28
100
P14
GND
143
G19
S_AD4
15
H5
S_GNT4
58
W5
P_AD27
101
V15
P_AD10
144
G18
S_AD5
16
H3
S_GNT5
59
U6
GND
102
R14
NC
145
G17
VCC
17
H2
S_GNT6
60
V6
P_AD26
103
U15
VCC
146
G14
S_AD6
18
H1
S_GNT7
61
R7
P_AD25
104
W16
GND
147
F19
S_AD7
19
J1
S_GNT8
62
W6
VCC
105
T19
VCC
148
F18
GND
20
J2
GND
63
P8
P_AD24
106
R17
MS1
149
G15
S_C/BE0
21
J3
S_CLK
64
U7
P_C/BE3
107
P15
P_AD9
150
F17
S_AD8
22
J5
S_RST
65
V7
P_IDSEL
108
N14
VCC
151
E19
VCC
23
J6
S_CFN
66
W7
GND
109
R18
P_AD8
152
F14
S_AD9
24
K1
HSSWITCH/GPIO3
67
R8
P_AD23
110
R19
P_C/BE0
153
E18
S_M66ENA
25
K2
GPIO2
68
U8
P_AD22
111
P17
GND
154
F15
S_AD10
26
K3
VCC
69
V8
VCC
112
P18
P_AD7
155
E17
MS0
27
K5
GPIO1
70
W8
P_AD21
113
N15
P_AD6
156
D19
GND
28
K6
GPIO0
71
W9
P_AD20
114
P19
VCC
157
A16
VCC
29
L1
S_CLKOUT0
72
V9
GND
115
M14
P_AD5
158
C15
GND
30
L2
S_CLKOUT1
73
U9
P_AD19
116
N17
P_AD4
159
E14
S_AD11
31
L3
GND
74
R9
P_AD18
117
N18
GND
160
F13
GND
32
L6
S_CLKOUT2
75
P9
VCC
118
N19
P_AD3
161
B15
S_AD12
33
L5
S_CLKOUT3
76
W10
P_AD17
119
M15
P_AD2
162
A15
S_AD13
34
M1
VCC
77
V10
P_AD16
120
M17
VCC
163
C14
VCC
35
M2
S_CLKOUT4
78
U10
GND
121
M18
P_AD1
164
B14
S_AD14
36
M3
S_CLKOUT5
79
R10
P_C/BE2
122
M19
P_AD0
165
E13
S_AD15
37
M6
GND
80
P10
P_FRAME
123
L19
GND
166
A14
GND
38
M5
S_CLKOUT6
81
W11
VCC
124
L18
P_VCCP
167
F12
S_C/BE1
39
N1
S_CLKOUT7
82
V11
P_IRDY
125
L17
NC
168
C13
S_PAR
40
N2
VCC
83
U11
P_TRDY
126
L15
MSK_IN
169
B13
S_SERR
41
N3
S_CLKOUT8
84
P11
P_DEVSEL
127
L14
HSENUM
170
A13
VCC
42
N6
S_CLKOUT9
85
R11
P_STOP
128
K19
HSLED
171
E12
S_PERR
43
P1
P_RST
86
W12
GND
129
K18
TDI
172
C12
S_LOCK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com