công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 81 page
background image
4–2
4.1
Vendor ID Register
This 16-bit value is allocated by the PCI Special Interest Group (SIG) and identifies TI as the manufacturer of this
device. The vendor ID assigned to TI is 104Ch.
Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Vendor ID
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
Register:
Vendor ID
Type:
Read-only
Offset:
00h
Default:
104Ch
4.2
Device ID Register
This 16-bit value is allocated by the vendor and identifies the PCI device. The device ID for the PCI2050 is AC23h.
Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Device ID
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
Register:
Device ID
Type:
Read-only
Offset:
02h
Default:
AC23h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com