công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 81 page
background image
3–11
Table 3–5. Boundary Scan Terminal Order (continued)
BOUNDARY SCAN
REGISTER NO.
PDV TERMINAL
NUMBER
GHK TERMINAL
NUMBER
TERMINAL NAME
GROUP DISABLE
REGISTER
BOUNDARY-SCAN
CELL TYPE
20
167
F12
S_C/BE1
19
Bidirectional
21
168
C13
S_PAR
19
Bidirectional
22
169
B13
S_SERR
Input
23
171
E13
S_PERR
26
Bidirectional
24
172
C12
S_LOCK
26
Bidirectional
25
173
B12
S_STOP
26
Bidirectional
26
Control
27
175
A11
S_DEVSEL
26
Bidirectional
28
176
B11
S_TRDY
26
Bidirectional
29
177
C11
S_IRDY
26
Bidirectional
30
179
F11
S_FRAME
26
Bidirectional
31
180
A10
S_C/BE2
48
Bidirectional
32
182
C10
S_AD16
48
Bidirectional
33
183
E10
S_AD17
48
Bidirectional
34
185
A9
S_AD18
48
Bidirectional
35
186
B9
S_AD19
48
Bidirectional
36
188
F9
S_AD20
48
Bidirectional
37
189
E9
S_AD21
48
Bidirectional
38
191
B8
S_AD22
48
Bidirectional
39
192
C8
S_AD23
48
Bidirectional
40
194
E8
S_C/BE3
48
Bidirectional
41
195
A7
S_AD24
48
Bidirectional
42
197
C7
S_AD25
48
Bidirectional
43
198
F7
S_AD26
48
Bidirectional
44
200
B6
S_AD27
48
Bidirectional
45
201
E7
S_AD28
48
Bidirectional
46
203
A5
S_AD29
48
Bidirectional
47
204
F6
S_AD30
48
Bidirectional
48
Control
49
206
E6
S_AD31
48
Bidirectional
50
207
C5
S_REQ0
Input
51
2
E3
S_REQ1
Input
52
3
F5
S_REQ2
Input
53
4
G6
S_REQ3
Input
54
5
E2
S_REQ4
Input
55
6
E1
S_REQ5
Input
56
7
F3
S_REQ6
Input
57
8
F2
S_REQ7
Input
58
9
G5
S_REQ8
Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com