công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 81 page
background image
2–4
Table 2–2. Signal Names Sorted Alphabetically
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
SIGNAL NAME
PDV
NO.
GHK
NO.
BPCCE
44
P2
P_AD0
122
M19
P_PAR
90
R12
S_C/BE3
194
E8
GND
12
G3
P_AD1
121
M18
P_PERR
88
U12
S_CFN
23
J6
GND
20
J2
P_AD2
119
M15
P_REQ
47
R1
S_CLK
21
J3
GND
31
L3
P_AD3
118
N19
P_RST
43
P1
S_CLKOUT0
29
L1
GND
37
M6
P_AD4
116
N17
P_SERR
89
P12
S_CLKOUT1
30
L2
GND
48
P6
P_AD5
115
M14
P_STOP
85
R11
S_CLKOUT2
32
L6
GND
52
T1
P_AD6
113
N15
P_TRDY
83
U11
S_CLKOUT3
33
L5
GND
54
U5
P_AD7
112
P18
P_VCCP
124
L18
S_CLKOUT4
35
M2
GND
59
U6
P_AD8
109
R18
S_AD0
137
J15
S_CLKOUT5
36
M3
GND
66
W7
P_AD9
107
P15
S_AD1
138
H19
S_CLKOUT6
38
M5
GND
72
V9
P_AD10
101
V15
S_AD2
140
H17
S_CLKOUT7
39
N1
GND
78
U10
P_AD11
99
W15
S_AD3
141
H14
S_CLKOUT8
41
N3
GND
86
W12
P_AD12
98
U14
S_AD4
143
G19
S_CLKOUT9
42
N6
GND
94
P13
P_AD13
96
V14
S_AD5
144
G18
S_DEVSEL
175
A11
GND
100
P14
P_AD14
95
W14
S_AD6
146
G14
S_FRAME
179
F11
GND
104
W16
P_AD15
93
U13
S_AD7
147
F19
S_GNT0
10
F1
GND
111
P17
P_AD16
77
V10
S_AD8
150
F17
S_GNT1
11
H6
GND
117
N18
P_AD17
76
W10
S_AD9
152
F14
S_GNT2
13
G2
GND
123
L19
P_AD18
74
R9
S_AD10
154
F15
S_GNT3
14
G1
GND
136
J14
P_AD19
73
U9
S_AD11
159
E14
S_GNT4
15
H5
GND
142
H15
P_AD20
71
W9
S_AD12
161
B15
S_GNT5
16
H3
GND
148
F18
P_AD21
70
W8
S_AD13
162
A15
S_GNT6
17
H2
GND
156
D19
P_AD22
68
U8
S_AD14
164
B14
S_GNT7
18
H1
GND
158
C15
P_AD23
67
R8
S_AD15
165
E13
S_GNT8
19
J1
GND
160
F13
P_AD24
63
P8
S_AD16
182
C10
S_IRDY
177
C11
GND
166
A14
P_AD25
61
R7
S_AD17
183
E10
S_LOCK
172
C12
GND
174
A12
P_AD26
60
V6
S_AD18
185
A9
S_M66ENA
153
E18
GND
181
B10
P_AD27
58
W5
S_AD19
186
B9
S_PAR
168
C13
GND
187
C9
P_AD28
57
V5
S_AD20
188
F9
S_PERR
171
E12
GND
193
F8
P_AD29
55
R6
S_AD21
189
E9
S_REQ0
207
C5
GND
199
A6
P_AD30
50
P5
S_AD22
191
B8
S_REQ1
2
E3
GND
205
B5
P_AD31
49
R2
S_AD23
192
C8
S_REQ2
3
F5
GPIO0
28
K6
P_C/BE0
110
R19
S_AD24
195
A7
S_REQ3
4
G6
GPIO1
27
K5
P_C/BE1
92
V13
S_AD25
197
C7
S_REQ4
5
E2
GPIO2
25
K2
P_C/BE2
79
R10
S_AD26
198
F7
S_REQ5
6
E1
HSENUM
127
L14
P_C/BE3
64
U7
S_AD27
200
B6
S_REQ6
7
F3
HSLED
128
K19
P_CLK
45
N5
S_AD28
201
E7
S_REQ7
8
F2
HSSWITCH/GPIO3
24
K1
P_DEVSEL
84
P11
S_AD29
203
A5
S_REQ8
9
G5
MS0
155
E17
P_FRAME
80
P10
S_AD30
204
F6
S_RST
22
J5
MS1
106
R17
P_GNT
46
P3
S_AD31
206
E6
S_SERR
169
B13
MSK_IN
126
L15
P_IDSEL
65
V7
S_C/BE0
149
G15
S_STOP
173
B12
NC
102
R14
P_IRDY
82
V11
S_C/BE1
167
F12
S_TRDY
176
B11
NC
125
L17
P_LOCK
87
V12
S_C/BE2
180
A10
S_VCCP
135
J17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com