công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 81 page
background image
6–3
6.4
Electrical Characteristics Over Recommended Operating Conditions
PARAMETER
TERMINALS
OPERATION
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
V
High le el o tp t oltage
3.3 V
IOH = –0.5 mA
0.9 VCC
V
VOH† High-level output voltage
5 V
IOH = –2 mA
2.4
V
V
Low level output voltage
3.3 V
IOL = 1.5 mA
0.1 VCC
V
VOL
Low-level output voltage
5 V
IOL = 6 mA
0.55
V
I
High level input current
Input terminals, PCI
VI = VCCP
10
A
IIH‡
High-level input current
I/O terminals¶
VV
10
µA
IH
g
I/O terminals¶
VI = VCCP
10
µ
I ‡
Low level input current
Input terminals, PCI
V
GND
–1
µA
IIL‡
Low-level input current
I/O terminals¶
VI = GND
–10
µA
IOZ
High-impedance output current
VO = VCCP or GND
±10
µA
† VOH is not tested on PSERR or HSENUM due to open-drain configuration.
‡ IIH and IIL are not tested on NO_HSLED dur to its active ourput-only configuration.
¶ For I/O terminals, the input leakage current includes the off-state output current IOZ.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com