công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI2050 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCI2050
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 81 page
background image
2–6
Table 2–3. 209-Terminal GHK Signal Names Sorted by Terminal Number
GHK
NO.
SIGNAL NAME
GHK
NO.
SIGNAL NAME
GHK
NO.
SIGNAL NAME
GHK
NO.
SIGNAL NAME
GHK
NO.
SIGNAL NAME
A4
VCC
E9
S_AD21
H17
S_AD2
N1
S_CLKOUT7
T19
VCC
A5
S_AD29
E10
S_AD17
H18
VCC
N2
VCC
U5
GND
A6
GND
E11
VCC
H19
S_AD1
N3
S_CLKOUT8
U6
GND
A7
S_AD24
E12
S_PERR
J1
S_GNT8
N5
P_CLK
U7
P_C/BE3
A8
VCC
E13
S_AD15
J2
GND
N6
S_CLKOUT9
U8
P_AD22
A9
S_AD18
E14
S_AD11
J3
S_CLK
N14
VCC
U9
P_AD19
A10
S_C/BE2
E17
MS0
J5
S_RST
N15
P_AD6
U10
GND
A11
S_DEVSEL
E18
S_M66ENA
J6
S_CFN
N17
P_AD4
U11
P_TRDY
A12
GND
E19
VCC
J14
GND
N18
GND
U12
P_PERR
A13
VCC
F1
S_GNT0
J15
S_AD0
N19
P_AD3
U13
P_AD15
A14
GND
F2
S_REQ7
J17
S_VCCP
P1
P_RST
U14
P_AD12
A15
S_AD13
F3
S_REQ6
J18
TRST
P2
BPCCE
U15
VCC
A16
VCC
F5
S_REQ2
J19
TCLK
P3
P_GNT
V5
P_AD28
B5
GND
F6
S_AD30
K1
HSSWITCH/GPIO3
P5
P_AD30
V6
P_AD26
B6
S_AD27
F7
S_AD26
K2
GPIO2
P6
GND
V7
P_IDSEL
B7
VCC
F8
GND
K3
VCC
P7
VCC
V8
VCC
B8
S_AD22
F9
S_AD20
K5
GPIO1
P8
P_AD24
V9
GND
B9
S_AD19
F10
VCC
K6
GPIO0
P9
VCC
V10
P_AD16
B10
GND
F11
S_FRAME
K14
TMS
P10
P_FRAME
V11
P_IRDY
B11
S_TRDY
F12
S_C/BE1
K15
VCC
P11
P_DEVSEL
V12
P_LOCK
B12
S_STOP
F13
GND
K17
TDO
P12
P_SERR
V13
P_C/BE1
B13
S_SERR
F14
S_AD9
K18
TDI
P13
GND
V14
P_AD13
B14
S_AD14
F15
S_AD10
K19
HSLED
P14
GND
V15
P_AD10
B15
S_AD12
F17
S_AD8
L1
S_CLKOUT0
P15
P_AD9
W4
VCC
C5
S_REQ0
F18
GND
L2
S_CLKOUT1
P17
GND
W5
P_AD27
C6
VCC
F19
S_AD7
L3
GND
P18
P_AD7
W6
VCC
C7
S_AD25
G1
S_GNT3
L5
S_CLKOUT3
P19
VCC
W7
GND
C8
S_AD23
G2
S_GNT2
L6
S_CLKOUT2
R1
P_REQ
W8
P_AD21
C9
GND
G3
GND
L14
HSENUM
R2
P_AD31
W9
P_AD20
C10
S_AD16
G5
S_REQ8
L15
MSK_IN
R3
VCC
W10
P_AD17
C11
S_IRDY
G6
S_REQ3
L17
NC
R6
P_AD29
W11
VCC
C12
S_LOCK
G14
S_AD6
L18
P_VCCP
R7
P_AD25
W12
GND
C13
S_PAR
G15
S_C/BE0
L19
GND
R8
P_AD23
W13
VCC
C14
VCC
G17
VCC
M1
VCC
R9
P_AD18
W14
P_AD14
C15
GND
G18
S_AD5
M2
S_CLKOUT4
R10
VCC
W15
P_AD11
D1
VCC
G19
S_AD4
M3
S_CLKOUT5
R11
P_STOP
W16
GND
D19
GND
H1
S_GNT7
M5
S_CLKOUT6
R12
P_PAR
E1
S_REQ5
H2
S_GNT6
M6
GND
R13
VCC
E2
S_REQ4
H3
S_GNT5
M14
P_AD5
R14
NC
E3
S_REQ1
H5
S_GNT4
M15
P_AD2
R17
MS1
E6
S_AD31
H6
S_GNT1
M17
VCC
R18
P_AD8
E7
S_AD28
H14
S_AD3
M18
P_AD1
R19
P_C/BE0
E8
S_C/BE3
H15
GND
M19
P_AD0
T1
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com