công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS08 bảng dữ liệu(PDF) 359 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện HCS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCS08 Microcontrollers
PDF  374 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

HCS08 bảng dữ liệu(HTML) 359 Page - NXP Semiconductors

Back Button HCS08 Datasheet HTML 355Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 356Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 357Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 358Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 359Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 360Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 361Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 362Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 363Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 359 / 374 page
background image
Appendix A Electrical Characteristics
MC9S08JM60 Series Data Sheet, Rev. 5
Freescale Semiconductor
359
Full-Scale
Error
12 bit mode
T
EFS
—
±1
±4.0
LSB2
VADIN = VDDAD
10 bit mode
P
—
±0.5
±1
8 bit mode
T
—
±0.5
±0.5
Quantization
Error
12 bit mode
DEQ
—
–1 to 0
–1 to 0
LSB2
10 bit mode
—
—
±0.5
8 bit mode
—
—
±0.5
Input Leakage
Error
12 bit mode
DEIL
—
±1
±10
LSB2
Pad leakage4 *
RAS
10 bit mode
—
±0.2
±2.5
8 bit mode
—
±0.1
±1
Temp Sensor
Voltage
25
°CD
VTEMP25
—1.396
—
V
Temp Sensor
Slope
–40
°C — 25 °C
Dm
—3.266
—
mV/°C
25
°C — 125 °C
—
3.638
—
1 Typical values assume V
DDAD = 5.0 V, Temp = 25°C, fADCK = 1.0 MHz unless otherwise stated. Typical values are for reference
only and are not tested in production.
2 1 LSB = (V
REFH – VREFL)/2
N
3 Monotonicity and no-missing-codes guaranteed in 10 bit and 8 bit modes.
4 Based on input pad leakage current. Refer to pad electricals.
Table A-10. 5 Volt 12-bit ADC Characteristics (VREFH = VDDAD, VREFL = VSSAD) (continued)
Characteristic
Conditions
C
Symb
Min
Typ1
Max
Unit
Comment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com