công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS08 bảng dữ liệu(PDF) 357 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện HCS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCS08 Microcontrollers
PDF  374 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

HCS08 bảng dữ liệu(HTML) 357 Page - NXP Semiconductors

Back Button HCS08 Datasheet HTML 353Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 354Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 355Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 356Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 357Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 358Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 359Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 360Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 361Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 357 / 374 page
background image
Appendix A Electrical Characteristics
MC9S08JM60 Series Data Sheet, Rev. 5
Freescale Semiconductor
357
Figure A-5. ADC Input Impedance Equivalency Diagram
ADC
Conversion
Clock Freq.
High Speed (ADLPC=0)
fADCK
0.4
—
8.0
MHz
Low Power (ADLPC=1)
0.4
—
4.0
1 Typical values assume V
DDAD = 5.0 V, Temp = 25°C, fADCK = 1.0 MHz unless otherwise stated. Typical values are for
reference only and are not tested in production.
2 DC potential difference.
Table A-9. 5 Volt 12-bit ADC Operating Conditions (continued)
Characteristic
Conditions
Symb
Min
Typ1
Max
Unit
Comment
+
–
+
–
VAS
RAS
CAS
VADIN
ZAS
Pad
leakage
due to
input
protection
ZADIN
SIMPLIFIED
INPUT PIN EQUIVALENT
CIRCUIT
RADIN
ADC SAR
ENGINE
SIMPLIFIED
CHANNEL SELECT
CIRCUIT
INPUT PIN
RADIN
CADIN
INPUT PIN
RADIN
INPUT PIN
RADIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com