công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS08 bảng dữ liệu(PDF) 351 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện HCS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCS08 Microcontrollers
PDF  374 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

HCS08 bảng dữ liệu(HTML) 351 Page - NXP Semiconductors

Back Button HCS08 Datasheet HTML 347Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 348Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 349Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 350Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 351Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 352Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 353Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 354Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 355Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 351 / 374 page
background image
Appendix A Electrical Characteristics
MC9S08JM60 Series Data Sheet, Rev. 5
Freescale Semiconductor
351
5
P Output low current — Max. total IOL for all ports
5 V
3 V
IOLT
—
—
—
—
100
60
mA
6
C Input high voltage; all digital inputs
5 V
3 V
VIH
0.65
× V
DD
0.70
× V
DD
——
V
C Input low voltage; all digital inputs
VIL
—
—
0.35
× V
DD
7
C Input hysteresis; all digital inputs
Vhys
0.06
× V
DD
mV
8
9
C Input leakage current (per pin); input only pins
|IIn|—
0.1
1
μA
10
P Hi-Z (off-state) leakage current (per pin)
|IOZ|—
0.1
1
μA
11
P Internal pullup resistors3
RPU
20
45
65
k
Ω
12
P Internal pulldown resistors4
RPD
20
45
65
k
Ω
13
T Internal pullup resistor to USBDP (to VUSB33)
Idle
Transmit
RPUPD
900
1425
1300
2400
1575
3090
k
Ω
14
D DC injection current5 6 7 8 (single pin limit)
VIN >VDD
VIN <VSS
IIC
0
0
—
—
2
–0.2
mA
DC injection current (Total MCU limit, includes
sum of all stressed pins)
VIN >VDD
VIN <VSS
0
0
—
—
25
–5
mA
15
D Input capacitance; all non-supply pins
CIn
——
8
pF
16
D RAM retention voltage
VRAM
—0.6
1.0
V
17
D POR re-arm voltage
VPOR
0.9
1.4
2.0
V
18
D POR re-arm time
tPOR
10
—
—
μs
Table A-6. DC Characteristics (continued)
Num C
Parameter
Symbol
Min
Typical1
Max.
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com