công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD4884BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD4884BBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel 16-Bit, 20MSPS, SAR ADC with Analog Front End
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD4884BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Analog Devices

Back Button AD4884BBCZ Datasheet HTML 95Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 96Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 97Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 98Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 99Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 100Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 101Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 102Page - Analog Devices AD4884BBCZ Datasheet HTML 103Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 116 page
background image
Data Sheet
AD4884
CONFIGURATION REGISTERS
analog.com
Rev. 0 | 99 of 116
SPI Revision Register
Address: 0x0B, Reset: 0x83, Name: SPI_REVISION
This register indicates the SPI revision.
Figure 154. SPI Revision Register
Table 40. Bit Descriptions for SPI_REVISION
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:6]
SPI_TYPE
SPI Type. These bits always read as 0x2.
0x2
R
[5:0]
VERSION
SPI Version.
0x3
R
11: Revision 1.1.
Vendor ID Low Register
Address: 0x0C, Reset: 0x56, Name: VENDOR_L
This register is the low byte of the Vendor ID.
Figure 155. Vendor ID Low Register
Table 41. Bit Descriptions for VENDOR_L
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
VID[7:0]
Analog Devices Vendor ID.
0x56
R
Vendor ID High Register
Address: 0x0D, Reset: 0x04, Name: VENDOR_H
This register is the high byte of the Vendor ID.
Figure 156. Vendor ID High Register
Table 42. Bit Descriptions for VENDOR_H
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
VID[15:8]
Analog Devices Vendor ID.
0x4
R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com