công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS08 bảng dữ liệu(PDF) 189 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện HCS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

HCS08 bảng dữ liệu(HTML) 189 Page - Motorola, Inc

Back Button HCS08 Datasheet HTML 185Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 186Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 187Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 188Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 189Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 190Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 191Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 192Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 193Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 189 / 290 page
background image
Data Sheet — MC9S08GB60/D V1.5
MOTOROLA
189
MC9S08GB/GT
NEIE — Noise Error Interrupt Enable
This bit enables the noise flag (NF) to generate hardware interrupt requests.
1 = Hardware interrupt requested when NF = 1.
0 = NF interrupts disabled (use polling).
FEIE — Framing Error Interrupt Enable
This bit enables the framing error flag (FE) to generate hardware interrupt requests.
1 = Hardware interrupt requested when FE = 1.
0 = FE interrupts disabled (use polling).
PEIE — Parity Error Interrupt Enable
This bit enables the parity error flag (PF) to generate hardware interrupt requests.
1 = Hardware interrupt requested when PF = 1.
0 = PF interrupts disabled (use polling).
11.10.7 SCI x Data Register (SCIxD)
This register is actually two separate registers. Reads return the contents of the read-only receive data
buffer and writes go to the write-only transmit data buffer. Reads and writes of this register are also
involved in the automatic flag clearing mechanisms for the SCI status flags.
Figure 11-12 SCI x Data Register (SCIxD)
Bit 7
654321
Bit 0
Read:
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
Write:
T7
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T0
Reset:
00000000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com