công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS08 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện HCS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

HCS08 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Motorola, Inc

Back Button HCS08 Datasheet HTML 22Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 23Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 24Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 25Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 26Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 27Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 28Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 29Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 30Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 290 page
background image
Pins and Connections
MC9S08GB/GT
26
MOTOROLA
Figure 2-4 Basic System Connections
VDD
VSS
XTAL
EXTAL
BKGD/MS
RESET
OPTIONAL
MANUAL
RESET
PORT
A
VDD
1
BACKGROUND HEADER
C2
C1
X1
RF
RS
CBY
0.1
µF
CBLK
10
µF
+
3 V
+
SYSTEM
POWER
I/O AND
PERIPHERAL
INTERFACE TO
SYSTEM
APPLICATION
PTA0/KBIP0
PTA1/KBIP1
PTA2/KBIP2
PTA3/KBIP3
PTA4/KBIP4
PTA5/KBIP5
PTA6/KBIP6
PTA7/KBIP7
VDD
PORT
B
PTB0/AD0
PTB1/AD1
PTB2/AD2
PTB3/AD3
PTB4/AD4
PTB5/AD5
PTB6/AD6
PTB7/AD7
PORT
C
PTC0/TxD2
PTC1/RxD2
PTC2/SDA
PTC3/SCL
PTC4
PTC5
PTC6
PTC7
PORT
D
PTD0/TPM1CH0
PTD1/TPM1CH1
PTD2/TPM1CH2
PTD3/TPM2CH0
PTD4/TPM2CH1
PTD5/TPM2CH2
PTD6/TPM2CH3
PTD7/TPM2CH4
PORT
E
PTE0/TxD1
PTE1/RxD1
PTE2/SS
PTE3/MISO
PTE4/MOSI
PTE5/SPSCK
PTE6
PTE7
PORT
G
PTG0/BKDG/MS
PTG1/XTAL
PTG2/EXTAL
PTG3
PTG4
PTG5
PTG6
PTG7
PORT
F
PTF0
PTF1
PTF2
PTF3
PTF4
PTF5
PTF6
PTF7
IRQ
ASYNCHRONOUS
INTERRUPT
INPUT
NOTES:
1. Not required if
using the internal
oscillator option.
2. These are the
same pins as
PTG1 and PTG2.
3. BKGD/MS is the
same pin as PTG0.
NOTE 1
NOTE 2
NOTE 2
NOTE 3
MC9S08GBxx
VDDAD
VSSAD
CBYAD
0.1
µF
VREFL
VREFH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com