công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32Z2 bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32Z2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Introduction: S32E2/S32Z2 Family
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32Z2 bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32Z2 Datasheet HTML 103Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 104Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 105Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 106Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 107Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 108Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 109Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 110Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 111Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 138 page
background image
14.6 Motor Control
14.6.1 LCU
Table 63. LCU
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Spec
Number
tMIPW
LCU input pulse
width 1
4
—
—
tPER_CL
K
—
—
tMOPW
LCU output pulse
width 1,2
1
—
—
tPER_CL
K
—
—
1. tPER_CLK is the period of the peripheral clock (PER_CLK) on the device.
2. Actual output pulse may be larger when considering a slow transitioning output.
tMIPW
tMOPW
LCU
output
LCU
input
Figure 62. LCU timing
14.6.2 SINC timing
Table 64. SINC timing
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Spec
Number
MCLK
External modulator
clock frequency
0.02
—
33
MHz
—
—
MMCLK
Manchester
Modulator clock
frequency
—
—
22
MHz
Clock recovered
internally using
External Modulator bit
—
TS1
Setup time from data
valid to clock high
2
—
—
ns
—
—
TH1
Hold time from clock
high to data valid
2
—
—
ns
—
—
TS2
Setup time from data
valid to clock low
2
—
—
ns
—
—
TH2
Hold time from clock
low to data valid
2
—
—
ns
—
—
Table continues on the next page...
NXP Semiconductors
S32Z27
S32Z2 Data Sheet
S32Z27
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2020 - 2025 NXP B.V. All rights reserved.
Product Data Sheet
Rev. 6 — 14 May 2025
Document feedback
107 / 138



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com