công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32Z2 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32Z2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Introduction: S32E2/S32Z2 Family
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32Z2 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32Z2 Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 138 page
background image
9 Electromagnetic compatibility (EMC)
EMC measurements to IC-level IEC standards are available from NXP Semiconductor on request.
10 I/O Pad Characteristics
10.1 GPIO Pads
Table 10. GPIO Pads
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Spec
Number
VIH
Input high level DC
voltage threshold
0.7 *
VDD_IO_
*
—
—
V
1.8V / 3.3V
—
VIL
Input low level DC
voltage threshold
—
—
0.3 *
VDD_IO_
*
V
1.8V / 3.3V
—
VOL
GPIO output low
voltage 1
—
—
20% *
VDD_IO_
*
V
—
—
VOH
GPIO output high
voltage 1
80% *
VDD_IO_
*
—
—
V
—
—
VHYS_33
3.3V GPIO input
hysteresis voltage
100
—
—
mV
Always enabled.
—
ILKG_18
1.8V GPIO pad input
leakage current
-17
—
17
uA
1.8V, Tj = 150C
—
ILKG_33
3.3V GPI / GPIO pad
input leakage current
-30
—
30
uA
3.3V, Tj = 150C
—
ILKG_3318
1.8V/3.3V GPIO pad
input leakage current
(3.3V)
-50
—
50
uA
3.3V, Tj = 150C
—
ILKG_3318
1.8V/3.3V GPIO pad
input leakage current
(1.8V)
-17
—
17
uA
1.8V, Tj = 150C
—
CIN_18
Input capacitance
(1.8V GPIO)
—
6
8
pF
—
—
CIN_33
Input capacitance
(3.3V GPI / GPIO)
—
7
11
pF
—
—
CIN_3318
Input capacitance
(1.8V/3.3V GPIO)
—
7
11
pF
—
—
ISLEW
Input signal slew
rate 2
1
—
4
V/ns
—
—
Table continues on the next page...
NXP Semiconductors
S32Z27
S32Z2 Data Sheet
S32Z27
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2020 - 2025 NXP B.V. All rights reserved.
Product Data Sheet
Rev. 6 — 14 May 2025
Document feedback
24 / 138



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com