công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32Z2 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32Z2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Introduction: S32E2/S32Z2 Family
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32Z2 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32Z2 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors S32Z2 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 138 page
background image
No-Go area
Minimum data bit time opening =
0.55 * T (LFAST)
0.50 * T (MSC/DSP)
Data bit period T = 1/FDATA
Min. common mode input at RX
Signal excursions below this level NOT allowed
.
0.225 mV
0 V
TX common mode
Signal excursions above this level NOT allowed
Max. common mode input at RX
1.92 V
VDD_HV_IO_LFAST - 225mV
VDIFF_LVDS_TX (max)
VDIFF_LVDS_TX (min)
VCM_LVDS_RX
TEYE_LVDS
VCM_LVDS_TX
Figure 8. LFAST timing definition
180 mV/450 mV
VCM
0 V
P
pk-pk
N
Tx single-ended
Tx single-ended pk-pk (VDIFF_LVDS_TX) = 180 mV .... 450 mV
Tx differential pk-pk = 360 mV .... 900 mV
Tx differential (P - N)
-180 mV/-450 mV
90 mV/225 mV
-90 mV/-225 mV
pk-pk
Figure 9. VDIFF_LVDS_TX pk-pk in single ended and differential mode
10.3 Reset related pad electrical characteristics
The following table gives the characteristics of the POR_B and RESET_B pads.
Values not explicitly listed in this table can be found in the 'GPIO Pads’ section.
NXP Semiconductors
S32Z27
S32Z2 Data Sheet
S32Z27
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2020 - 2025 NXP B.V. All rights reserved.
Product Data Sheet
Rev. 6 — 14 May 2025
Document feedback
36 / 138



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com