công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP88CU74F bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TMP88CU74F
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER
PDF  132 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TMP88CU74F bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TMP88CU74F Datasheet HTML 32Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 33Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 34Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 35Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 36Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 37Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 38Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 39Page - Toshiba Semiconductor TMP88CU74F Datasheet HTML 40Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 132 page
background image
TMP88CU74
2003-02-17
88CU74-36
7
6
5
4
3
2
1
0
EINTCR
(00037H)
INT1
NC
INT0
EN
INT4
ES
INT3
ES
INT2
ES
INT1
ES
(Initial value: 00
*0 000*)
INT1NC
Noise reject time select
0: Pulses of less than 63/fc [s] are eliminated as noise
1: Pulses of less than 15/fc [s] are eliminated as noise
INT0EN
P10/ INT0 pin configuration
0: P10 input/output port
1: INT0 pin (Port P10 should be set to an input mode)
INT4ES
INT3ES
INT2ES
INT1ES
INT4 to INT1 edge select
0: Rising edge
1: Falling edge
R/W
Note 1: fc: High-frequency clock [Hz],
*: Don’t care
Note 2: Edge detection during switching edge selection is invalid.
Note 3: Do not change EINTCR only when IMF
= 0. After changing EINTCR, interrupt latches of external interrupt inputs
must be cleared to “0” using load instruction.
Note 4: In order to change of external interrupt input by rewriting the contents of INT2ES and INT3ES and INT4ES
during NORMAL 1/2 mode, clear interrupt latches of external interrupt inputs (INT2 and INT3 and INT4) after 8
machine cycles from the time of rewriting. During SLOW mode, 3 machine cycles are required.
Figure 1.5.5 External Interrupt Control Register
2007-10-19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com