công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS08 bảng dữ liệu(PDF) 273 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện HCS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

HCS08 bảng dữ liệu(HTML) 273 Page - Motorola, Inc

Back Button HCS08 Datasheet HTML 269Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 270Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 271Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 272Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 273Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 274Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 275Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 276Page - Motorola, Inc HCS08 Datasheet HTML 277Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 273 / 290 page
background image
Data Sheet — MC9S08GB60/D V1.5
MOTOROLA
273
MC9S08GB/GT
A.8 Internal Clock Generation Module Characteristics
Table A-8 ICG DC Electrical Specifications (Temperature Range = –40 to 85
°C Ambient)
Characteristic
Symbol
Min
Typ(1)
NOTES:
1. Data in Typical column was characterized at 3.0 V, 25
°C or is typical recommended value.
Max
Unit
Load capacitors
C1
C2
(2)
2. See crystal or resonator manufacturer’s recommendation.
Feedback resistor
Low range (32k to 100 kHz)
High range (1M – 16 MHz)
RF
10
1
M
Ω
M
Ω
Series resistor
Low range (32k to 100 kHz)
High range (1M – 16 MHz)
RS
0
0
0
0
10
0
k
Ω
k
Ω
ICG
EXTAL
XTAL
Crystal or Resonator (See Note)
RS
C2
RF
C1
Use fundamental mode crystal or ceramic resonator only.
NOTE:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com