công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(PDF) 211 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện P9S12XEP100J1VVLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCS12X Microcontrollers
PDF  1324 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(HTML) 211 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 207Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 208Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 209Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 210Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 211Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 212Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 213Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 214Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 215Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 211 / 1324 page
background image
Chapter 3 Memory Mapping Control (S12XMMCV4)
MC9S12XE-Family Reference Manual Rev. 1.21
Freescale Semiconductor
211
Because of an order from the United States International Trade Commission, BGA-packaged product lines and partnumbers
indicated here currently are not available from Freescale for import or sale in the United States prior to September 2010
Figure 3-19. S12XE CPU & BDM Global Address Mapping
0x7F_FFFF
0x00_0000
0x13_FFFF
0x0F_FFFF
256 K EEEPROM
RAM
0x00_07FF
EPAGE
RPAGE
PPAGE
0x3F_FFFF
CPU and BDM
Local Memory Map
Global Memory Map
0x1F_FFFF
0xFFFF
Reset Vectors
0xC000
0x8000
Unpaged
0x4000
0x1000
0x0000
16K FLASH window
0x0C00
0x2000
0x0800
8K RAM
4K RAM window
1K EEPROM
2K REGISTERS
1K EEPROM window
16K FLASH
Unpaged
16K FLASH
2K REGISTERS
Unimplemented
RAM
External
Space
RAM_LOW
FLASH
FLASH_LOW
Unimplemented
FLASH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com