công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMPF0100F4AEP bảng dữ liệu(PDF) 120 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MMPF0100F4AEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  14 channel configurable power management integrated circuit
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMPF0100F4AEP bảng dữ liệu(HTML) 120 Page - NXP Semiconductors

Back Button MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 116Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 117Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 118Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 119Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 120Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 121Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 122Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 123Page - NXP Semiconductors MMPF0100F4AEP Datasheet HTML 124Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 120 / 136 page
background image
120
NXP Semiconductors
PF0100
TYPICAL APPLICATIONS
BOOST, SWBST - 5.0 V, 600 mA
2.2
μH1
2 x 1.6 x 1
ISAT = 2.4 A for 10% drop
DFE201610E-2R2M
TOKO INC.
Output inductor
22
μF
2
10 V X5R 0603
GRM188R61A226ME15D
Murata
Output capacitance
10
μF
3
10 V X5R 0402
GRM155R61A106ME11
Murata
Input capacitance
2.2
μF
1
10 V X5R 0201
GRM033R61A225ME47
Murata
Input capacitance
0.1
μF
1
10 V X5R 0201
GRM033R61A104KE84
Murata
Input capacitance
1.0 A
1
DIODE SCH PWR RECT 1.0 A 20V SMT
MBR120LSFT3G
ON Semiconductor
Schottky diode
LDO, VGEN1, 2, 3, 4, 5, 6
4.7
μF
1
10 V X5R 0402
GRM155R61A475MEAA
Murata
VGEN2,4 output capacitors
2.2
μF
1
10 V X5R 0201
GRM033R61A225ME47
Murata
VGEN1,3,5,6 output
capacitors
1.0
μF
1
10 V X5R 0402
GRM033R61A105ME44
Murata
VGEN1,2,3,4,5,6 input
capacitors
Miscellaneous
1.0
μF
1
10 V X5R 0402
GRM033R61A105ME44
Murata
VCORE, VCOREDIG,
VREFDDR, VINREFDDR,
VIN capacitors
0.22
μF
1
10 V X5R 0201
GRM033R61A224ME90
Murata
VCOREREF output capacitor
0.47
μF
1
10 V X5R 0201
GRM033R61A474ME90
Murata
VSNVS output capacitor
0.1
μF
1
10 V X5R 0201
GRM033R61A104KE84
Murata
VHALF, VINREFDDR,
VDDIO, LICELL capacitors
100 k
Ω
2
RES MF 100 k 1/16 W 1% 0402
RC0402FR-07100KL
Yageo America
Pull-up resistors
4.7 k
Ω
2
RES MF 4.70K 1/20W 1% 0201
RC0201FR-074K7L
Yageo America
I2C pull-up resistors
Notes
85.
NXP does not assume liability, endorse, or warrant components from external manufacturers referenced in circuit drawings or tables. While NXP
offers component recommendations in this configuration, it is the customer’s responsibility to validate their application.
Table 139. Bill of materials -40 °C to 85 °C applications (continued) (85)
Value
Qty
Description
Part#
Manufacturer
Component/pin



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com