công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(PDF) 355 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện P9S12XEP100J1VVLR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCS12X Microcontrollers
PDF  1324 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

P9S12XEP100J1VVLR bảng dữ liệu(HTML) 355 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 351Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 352Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 353Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 354Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 355Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 356Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 357Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 358Page - Freescale Semiconductor, Inc P9S12XEP100J1VVLR Datasheet HTML 359Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 355 / 1324 page
background image
Chapter 10 XGATE (S12XGATEV3)
MC9S12XE-Family Reference Manual Rev. 1.21
Freescale Semiconductor
355
Because of an order from the United States International Trade Commission, BGA-packaged product lines and partnumbers
indicated here currently are not available from Freescale for import or sale in the United States prior to September 2010
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
0x0008
XGIF
R
0000000
XGIF_78 XGF_77 XGIF_76 XGIF_75 XGIF_74 XGIF_73 XGIF_72 XGIF_71 XGIF_70
W
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
0x000A
XGIF
R
XGIF_6F XGIF_6E XGIF_6D XGIF_6C XGIF_6B XGIF_6A XGIF_69 XGIF_68 XGF_67 XGIF_66 XGIF_65 XGIF_64 XGIF_63 XGIF_62 XGIF_61 XGIF_60
W
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
0x000C
XGIF
R
XGIF_5F XGIF_5E XGIF_5D XGIF_5C XGIF_5B XGIF_5A XGIF_59 XGIF_58 XGF_57 XGIF_56 XGIF_55 XGIF_54 XGIF_53 XGIF_52 XGIF_51 XGIF_50
W
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
0x000E
XGIF
R
XGIF_4F XGIF_4E XGIF_4D XGIF_4C XGIF_4B XGIF_4A XGIF_49 XGIF_48 XGF _47 XGIF_46 XGIF_45 XGIF_44 XGIF_43 XGIF_42 XGIF_41 XGIF_40
W
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
0x0010
XGIF
R
XGIF_3F XGIF_3E XGIF_3D XGIF_3C XGIF_3B XGIF_3A XGIF_39 XGIF_38 XGF _37 XGIF_36 XGIF_35 XGIF_34 XGIF_33 XGIF_32 XGIF_31 XGIF_30
W
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
0x0012
XGIF
R
XGIF_2F XGIF_2E XGIF_2D XGIF_2C XGIF_2B XGIF_2A XGIF_29 XGIF_28 XGF _27 XGIF_26 XGIF_25 XGIF_24 XGIF_23 XGIF_22 XGIF_21 XGIF_20
W
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
0x0014
XGIF
R
XGIF_1F XGIF_1E XGIF_1D XGIF_1C XGIF_1B XGIF_1A XGIF_19 XGIF_18 XGF _17 XGIF_16 XGIF_15 XGIF_14 XGIF_13 XGIF_12 XGIF_11 XGIF_10
W
15
14
13
12
11
10
9876543210
0x0016
XGIF
R
XGIF_0F XGIF_0E XGIF_0D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
W
= Unimplemented or Reserved
Figure 10-2. XGATE Register Summary (Sheet 2 of 3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com