công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  The following table is the comparsion of features among members of the family.
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 60 page
background image
EOnCE 56800EX CPU
Program Bus
Core Data Bus
Secondary Data Bus
Program/Data Flash
Up to 64KB
Data/Program RAM
8KB
DMA Controller
Interrupt Controller
QSCI
0,1
Quad Timer
Periodic Interrupt
Timer (PIT) 0, 1
FlexPWM
ADC A
12bit
ADC B
12bit
Comparators with
6bit DAC A,B,C,D
Windowed
Watchdog (WCOP)
EWM
CRC
Inter-Module
Crossbar B
Inter-Module
Crossbar A
AND-OR-INV
Logic
Inter Module connection
GPIO & Peripheral MUX
Crystal OSC
Internal
8 MHz
Internal
200 kHz
PLL
Power Management
Controller (PMC)
System Integration
Module (SIM)
Package
Pins
Peripheral Bus
Peripheral Bus
4
JTAG
Program
Controller
(PC)
Address
Generation
Unit (AGU)
Arithmetic
Logic Unit
(ALU)
Bit
Manipulation
Unit
Figure 2. System diagram
Clock sources
MC56F826xx, Rev. 0, 08/2018
12
NXP Semiconductors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com