công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  The following table is the comparsion of features among members of the family.
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 60 page
background image
Freescale Semiconductor
32
1
(ADC ClockRate) x 4.8x10
-12 + 100
ohm
+
ohm
50
1
2
Analog Input
S1
S1
S2
C1
C1
S/H
(VREFHx - VREFLx ) / 2
50  ESD
Resisto
r
S2
S1
S1
Channel Mux
equivalent resistance
100Ohms
C1
C1
1. Parasitic capacitance due to package, pin-to-pin and pin-to-package base coupling =
1.8pF
2. Parasitic capacitance due to the chip bond pad, ESD protection devices and signal
routing = 2.04pF
3. S1 and S2 switch phases are non-overlapping and depend on the ADC clock
frequency
S 1
S 2
Figure 10. Equivalent circuit for A/D loading
8.5.2 CMP and 6-bit DAC electrical specifications
Table 28. Comparator and 6-bit DAC electrical specifications
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Supply voltage
2.7
—
3.6
V
IDDHS
Supply current, High-speed mode (EN=1, PMODE=1)
—
300
—
μA
IDDLS
Supply current, low-speed mode (EN=1, PMODE=0)
—
36
—
μA
VAIN
Analog input voltage
VSS
—
VDD
V
VAIO
Analog input offset voltage
—
—
20
mV
VH
Analog comparator hysteresis
• CR0[HYSTCTR] = 001
• CR0[HYSTCTR] = 01
—
—
5
25
13
48
mV
mV
Table continues on the next page...
System modules
MC56F826xx, Rev. 0, 08/2018
NXP Semiconductors
45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com