công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  The following table is the comparsion of features among members of the family.
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 60 page
background image
48
LQFP
32
LQFP
Pin Name
Default
ALT0
ALT1
ALT2
ALT3
24
—
GPIOC7
GPIOC7
TXD0
XB_IN8
25
16
GPIOC8
GPIOC8
RXD0
XB_IN9
XB_OUT6
26
17
GPIOC9
GPIOC9
XB_IN4
TXD0
XB_OUT8
27
18
GPIOC10
GPIOC10
XB_IN5
XB_OUT9
28
—
GPIOF0
GPIOF0
XB_IN6
29
—
GPIOC11
GPIOC11
TXD1
30
—
GPIOC12
GPIOC12
RXD1
31
—
VSS
VSS
32
—
VDD
VDD
33
21
GPIOE0
GPIOE0
PWM_0B
34
22
GPIOE1
GPIOE1
PWM_0A
35
23
GPIOE2
GPIOE2
PWM_1B
36
24
GPIOE3
GPIOE3
PWM_1A
37
—
GPIOC13
GPIOC13
TA3
XB_IN6
EWM_OUT_B
38
—
GPIOF1
GPIOF1
CLKO1
XB_IN7
CMPD_O
39
25
GPIOE4
GPIOE4
PWM_2B
XB_IN2
40
26
GPIOE5
GPIOE5
PWM_2A
XB_IN3
41
—
GPIOC14
GPIOC14
XB_OUT4
PWM_FAULT4
42
—
GPIOC15
GPIOC15
XB_OUT5
PWM_FAULT5
43
27
VCAP
VCAP
44
28
VDD
VDD
45
29
VSS
VSS
46
30
TDO
TDO
GPIOD1
47
31
TMS
TMS
GPIOD3
48
32
TDI
TDI
GPIOD0
11.2 Pinout diagrams
The following diagrams show pinouts for the packages. For each pin, the diagrams show
the default function. However, many signals may be multiplexed onto a single pin.
Pinout
MC56F826xx, Rev. 0, 08/2018
NXP Semiconductors
57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com