công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  The following table is the comparsion of features among members of the family.
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 60 page
background image
TCK
(Input)
VM
VIL
VM = VIL + (VIH – VIL)/2
tPW
1/fOP
tPW
VM
VIH
Figure 6. Test clock input timing diagram
Input Data Valid
Output Data Valid
tDS
tDH
tDV
tTS
TCK
(Input)
TDI
(Input)
TDO
(Output)
TDO
(Output)
TMS
Figure 7. Test access port timing diagram
System modules
8.2.1 Voltage regulator specifications
The voltage regulator supplies approximately 1.2 V to the MC56F82xxx’s core logic. For
proper operations, the voltage regulator requires an external 2.2 µF capacitor on each
VCAP pin. Ceramic and tantalum capacitors tend to provide better performance
tolerances. The output voltage can be measured directly on the VCAP pin. The
specifications for this regulator are shown in Table 17.
Table 17. Regulator 1.2 V parameters
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Output Voltage1
VCAP
—
1.22
—
V
Short Circuit Current2
ISS
—
600
—
mA
Short Circuit Tolerance (VCAP shorted to ground)
TRSC
—
—
30
Minutes
1. Value is after trim
2. Guaranteed by design
8.2
System modules
MC56F826xx, Rev. 0, 08/2018
38
NXP Semiconductors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com