công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  The following table is the comparsion of features among members of the family.
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 60 page
background image
11.1 Signal Multiplexing and Pin Assignments
The following table shows the signals available on each pin and the locations of these
pins on the devices supported by this document. The SIM's GPS registers are responsible
for selecting which ALT functionality is available on most pins.
NOTE
• The RESETB pin is a 3.3 V pin only.
• If the GPIOC1 pin is used as GPIO, the XOSC should be
powered down.
• Not all CMPD pins are available on 48 LQFP, 32 LQFP
packages.
48
LQFP
32
LQFP
Pin Name
Default
ALT0
ALT1
ALT2
ALT3
—
19
GPIOF2
GPIOF2
XB_OUT6
—
20
GPIOF3
GPIOF3
XB_OUT7
1
1
TCK
TCK
GPIOD2
2
2
RESETB
RESETB
GPIOD4
3
—
GPIOC0
GPIOC0
EXTAL
CLKIN0
4
—
GPIOC1
GPIOC1
XTAL
5
3
GPIOC2
GPIOC2
TXD0
XB_OUT11
XB_IN2
CLKO0
6
4
GPIOC3
GPIOC3
TA0
CMPA_O
RXD0
CLKIN1
7
5
GPIOC4
GPIOC4
TA1
CMPB_O
XB_IN6
EWM_OUT_B
8
—
GPIOA4
GPIOA4
ANA4&CMPD_IN0
9
6
GPIOA0
GPIOA0
ANA0&CMPA_IN3
CMPC_O
10
7
GPIOA1
GPIOA1
ANA1&CMPA_IN0
11
8
GPIOA2
GPIOA2
ANA2&VREFHA&CMPA_
IN1
12
—
GPIOA3
GPIOA3
ANA3&VREFLA&CMPA_
IN2
13
—
GPIOC5
GPIOC5
XB_IN7
14
—
GPIOB4
GPIOB4
ANB4&CMPC_IN1
15
9
VDDA
VDDA
16
10
VSSA
VSSA
17
11
GPIOB0
GPIOB0
ANB0&CMPB_IN3
18
12
GPIOB1
GPIOB1
ANB1&CMPB_IN0
19
—
VCAP
VCAP
20
13
GPIOB2
GPIOB2
ANB2&VERFHB&CMPC_
IN3
21
—
GPIOB3
GPIOB3
ANB3&VREFLB&CMPC_
IN0
22
14
VSS
VSS
23
15
GPIOC6
GPIOC6
TA2
XB_IN3
CMP_REF
Pinout
MC56F826xx, Rev. 0, 08/2018
56
NXP Semiconductors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com