công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  The following table is the comparsion of features among members of the family.
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 60 page
background image
00
01
10
HYSTCTR
Setting
10
11
0.1
3.1
2.8
2.5
2.2
1.9
1.6
1.3
1
0.7
0.4
0.1
0
0.02
0.04
0.06
0.18
0.14
0.12
0.08
0.16
Vin level (V)
Figure 12. Typical hysteresis vs. Vin level (VDD = 3.3 V, PMODE = 1)
Timer
8.6.1 Quad Timer timing
Parameters listed are guaranteed by design.
Table 29. Timer timing
Characteristic
Symbol
Min1
Max
Unit
See Figure
Timer input period
PIN
2T + 6
—
ns
Figure 13
Timer input high/low period
PINHL
1T + 3
—
ns
Figure 13
Timer output period
POUT
2T-2
—
ns
Figure 13
Timer output high/low period
POUTHL
1T-2
—
ns
Figure 13
1. T = clock cycle. For 100 MHz operation, T = 10 ns.
8.6
Timer
MC56F826xx, Rev. 0, 08/2018
48
NXP Semiconductors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com