| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SW4STM32C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SW4STM32C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 99 page ![]() Contents AN4989 4/99 DocID030181 Rev 2 8.2.1 Configuration with STM32CubeMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.2.2 HAL_RCC_MCOConfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8.2.3 STM32 Series differences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 9 From debug to release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 10 Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Appendix A Managing DBGMCU registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 A.1 By the ST-LINK utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 A.2 By software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 A.3 By debugger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Appendix B Use Nucleo “cutted” ST-LINK as stand-alone VCP . . . . . . . . . . . . 89 Appendix C Managing various targets on the same PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Appendix D Cortex®-M debug capabilities reminder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 |