công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 183 page
background image
RL78/G23
2. Electrical Characteristics
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 99 of 177
Oct 31, 2025
3. 44- to 80-pin package products with 384- to 768-Kbyte code flash memory and 100- to 128-pin package products
(Notes and Remarks are listed on the next page.)
(TA = -40 to +105°C, 1.6 V ≤ EVDD0 = EVDD1 ≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = EVSS0 = EVSS1 = 0 V)
(4/4)
Item
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Supply
current
Note 1
IDD2
Note 2
HALT mode
Subsystem clock
operation mode
fSUB = 32.768 kHzNote 3,
Low-speed on-chip oscillator
operation
TA = -40°C
0.62
3.95
µA
TA = +25°C
0.78
4.00
TA = +50°C
1.03
9.16
TA = +70°C
1.62
19.34
TA = +85°C
3.50
37.35
TA = +105°C
6.77
85.36
fSUB = 32.768 kHz,
Square wave inputNote 4
TA = -40°C
0.25
3.55
µA
TA = +25°C
0.41
3.73
TA = +50°C
0.90
10.93
TA = +70°C
1.76
23.42
TA = +85°C
2.92
41.07
TA = +105°C
6.27
94.30
fSUB = 32.768 kHz,
Resonator connectionNote 5
TA = -40°C
0.27
3.62
µA
TA = +25°C
0.43
3.87
TA = +50°C
0.92
11.07
TA = +70°C
1.79
23.63
TA = +85°C
2.94
41.21
TA = +105°C
6.28
94.37
IDD3
STOP mode
RAMSDS = 0Note 6
TA = -40°C
0.21
3.00
µA
TA = +25°C
0.35
3.00
TA = +50°C
0.75
8.00
TA = +70°C
1.60
18.00
TA = +85°C
2.80
34.00
TA = +105°C
6.00
80.00
RAMSDS = 1Note 7
TA = -40°C
0.19
3.00
µA
TA = +25°C
0.32
3.00
TA = +50°C
0.65
7.00
TA = +70°C
1.25
17.00
TA = +85°C
2.10
30.00
TA = +105°C
4.50
70.00
RAMSDS = 1,
128-Hz realtime clock operationNote 8
TA = -40°C
0.27
3.08
µA
TA = +25°C
0.42
3.10
TA = +50°C
0.76
7.11
TA = +70°C
1.38
17.13
TA = +85°C
2.23
30.13
TA = +105°C
4.64
70.14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com