công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 183 page
background image
RL78/G23
2. Electrical Characteristics
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 85 of 177
Oct 31, 2025
1. 30- to 64-pin package products with 96- to 128-Kbyte code flash memory
(Notes and Remarks are listed on the next page.)
(TA = -40 to +105°C, 1.6 V ≤ EVDD0 ≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = EVSS0 = 0 V)
(4/4)
Item
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Supply
current
Note 1
IDD2
Note 2
HALT mode
Subsystem clock
operation mode
fSUB = 32.768 kHzNote 3,
Low-speed on-chip oscillator
operation
TA = -40°C
0.53
2.31
µA
TA = +25°C
0.65
2.38
TA = +50°C
0.80
4.95
TA = +70°C
1.17
9.97
TA = +85°C
1.78
17.96
TA = +105°C
4.41
37.71
fSUB = 32.768 kHzNote 4,
Square wave input
TA = -40°C
0.20
1.97
µA
TA = +25°C
0.29
2.00
TA = +50°C
0.54
5.33
TA = +70°C
0.99
10.94
TA = +85°C
1.70
19.62
TA = +105°C
4.10
41.82
fSUB = 32.768 kHzNote 5,
Resonator connection
TA = -40°C
0.21
2.04
µA
TA = +25°C
0.33
2.28
TA = +50°C
0.49
4.98
TA = +70°C
1.05
11.36
TA = +85°C
1.76
20.04
TA = +105°C
4.20
42.52
IDD3
STOP mode
RAMSDS = 0Note 6
TA = -40°C
0.15
1.45
µA
TA = +25°C
0.23
1.45
TA = +50°C
0.45
4
TA = +70°C
0.9
9
TA = +85°C
1.6
17
TA = +105°C
4
35
RAMSDS = 1Note 7
TA = -40°C
0.14
1.45
µA
TA = +25°C
0.21
1.45
TA = +50°C
0.4
3.5
TA = +70°C
0.8
8.5
TA = +85°C
1.4
15
TA = +105°C
3.2
30
RAMSDS = 1,
128-Hz realtime clock operationNote 8
TA = -40°C
0.22
1.53
µA
TA = +25°C
0.32
1.56
TA = +50°C
0.53
3.62
TA = +70°C
0.94
8.64
TA = +85°C
1.55
15.15
TA = +105°C
3.40
30.20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com