công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 183 page
background image
RL78/G23
1. Outline
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 34 of 177
Oct 31, 2025
Caution 1. Connect the EVSS0 pin to the same ground as the VSS pin.
Caution 2. Make sure that the voltage on the VDD pin is no less than that on the EVDD0 pin.
Caution 3. Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 µF).
Remark 1.
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
Remark 2.
When using the microcontroller for an application where the noise generated inside the microcontroller must be reduced,
it is recommended to supply separate powers to the VDD and EVDD0 pins and connect the VSS and EVSS0 pins to
separate ground lines.
Remark 3.
Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O redirection register
(PIOR). For details, see 4.3.10 Peripheral I/O redirection register (PIOR) in the RL78/G23 User’s Manual.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com