công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 183 page
background image
RL78/G23
1. Outline
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 17 of 177
Oct 31, 2025
1.3.4
40-pin products
• 40-pin plastic HWQFN (6 × 6 mm, 0.50-mm pitch)
Note
Not present in products with 128 or fewer Kbytes of code flash memory.
Caution
Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 µF).
Remark 1.
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
Remark 2.
Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O redirection register
(PIOR). For details, see 4.3.10 Peripheral I/O redirection register (PIOR) in the RL78/G23 User’s Manual.
Remark 3.
It is recommended to connect an exposed die pad to VSS.
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
12 34 5 6 7 8 9 10
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11
P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11
P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21
P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0
P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0
P73/TS05/KR3
P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0
P62/CCD06
P61/EO61/CCD05/SDAA0
P60/EO60/CCD04/SCLA0
RL78/G23
(Top View)
INDEX MARK
P26/ANI6/TS24Note
P25/ANI5/TS23Note
P24/ANI4/TS22Note
P23/ANI3/ANO1/IVREF0/TS21Note/EI23
P22/ANI2/ANO0/TS20Note/EI22
P21/ANI1/AVREFM/EI21
P20/ANI0/AVREFP/EI20
P01/TS27Note/EI01/EO01/TO00/RxD1
P00/TS26Note/EI00/TI00/TxD1
P120/ANI19/IVCMP1/EI120
Exposed die pad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com