công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 183 page
background image
RL78/G23
1. Outline
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 20 of 177
Oct 31, 2025
1.3.5
44-pin products
• 44-pin plastic LQFP (10 × 10 mm, 0.80-mm pitch)
Note
Not present in products with 128 or fewer Kbytes of code flash memory.
Caution
Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 µF).
Remark 1.
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
Remark 2.
Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O redirection register
(PIOR). For details, see 4.3.10 Peripheral I/O redirection register (PIOR) in the RL78/G23 User’s Manual.
33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
P50/TS00/EI50/EO50/INTP1/SI11/SDA11
P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11
P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21
P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0
P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0
P73/TS05/KR3
P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0
P63/CCD07/SDAA1
P62/CCD06/SCLA1
P61/EO61/CCD05/SDAA0
P60/EO60/CCD04/SCLA0
RL78/G23
(Top View)
P27/ANI7/TS25Note
P26/ANI6/TS24Note
P25/ANI5/TS23Note
P24/ANI4/TS22Note
P120/ANI19/IVCMP1/TxDA1/EI120
P00/TS26Note/EI00/TI00/TxD1
P01/TS27Note/EI01/EO01/TO00/RxD1
P20/ANI0/AVREFP/EI20
P21/ANI1/AVREFM/EI21
P22/ANI2/ANO0/TS20Note/EI22
P23/ANI3/ANO1/IVREF0/TS21Note/EI23
23 4 5 67 8 9 10 11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com