công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 183 page
background image
RL78/G23
1. Outline
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 11 of 177
Oct 31, 2025
1.3.2
32-pin products
• 32-pin plastic HWQFN (5 × 5 mm, 0.50-mm pitch)
• 32-pin plastic LQFP (7 × 7 mm, 0.80-mm pitch)
Note 1.
Not present in products with 128 or fewer Kbytes of code flash memory.
Note 2.
The 32-pin plastic LQFP (7 × 7 mm, 0.80-mm pitch) products do not have an exposed die pad.
Caution
Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 µF).
Remark 1.
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
Remark 2.
Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O redirection register
(PIOR). For details, see 4.3.10 Peripheral I/O redirection register (PIOR) in the RL78/G23 User’s Manual.
Remark 3.
It is recommended to connect an exposed die pad to VSS.
16
15
14
13
12
11
10
9
25
26
27
28
29
30
31
32
24 23 22 21 2019 18 17
1 2 34 5 6 78
RL78/G23
(Top View)
INDEX MARK
P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11
P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11
P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11
P70/RIN0/TS02
P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0
P62/CCD06
P61/EO61/CCD05/SDAA0
P60/EO60/CCD04/SCLA0
Exposed die pad
Note 2
P147/ANI18/IVCMP0/EI147
P23/ANI3/ANO1/IVREF0/TS21Note 1/EI23
P22/ANI2/ANO0/TS20Note 1/EI22
P21/ANI1/AVREFM/EI21
P20/ANI0/AVREFP/EI20
P01/ANI16/TS27Note 1/EI01/EO01/TO00/RxD1
P00/ANI17/TS26
Note 1/EI00/TI00/TxD1
P120/ANI19/IVCMP1/EI120



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com