công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGF2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGF2DFB bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R7F100GGF2DFB Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 183 page
background image
RL78/G23
2. Electrical Characteristics
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 101 of 177
Oct 31, 2025
4. Peripheral Functions (Common to all products)
(TA = -40 to +105°C, 1.6 V ≤ EVDD0 = EVDD1 ≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = EVSS0 = EVSS1 = 0 V)
(1/2)
Item
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
High-speed on-
chip oscillator
operating current
IFIHNote 1
380
µA
Middle-speed on-
chip oscillator
operating current
IFIMNote 1
20
µA
Low-speed on-
chip oscillator
operating current
IFILNote 1
0.3
µA
RTC operating
current
IRTC
Notes 1, 2, 3
fRTCCLK = 32.768 kHz
0.005
µA
fRTCCLK = 128 Hz
0.002
µA
32-bit interval
timer operating
current
IIT
Notes 1, 2, 4
0.04
µA
Watchdog timer
operating current
IWDT
Notes 1, 2, 5
fIL = 32.768 kHz (typ.)
0.32
µA
A/D converter
operating current
IADC
Notes 1, 6
When conversion at
maximum speed
Normal mode, AVREFP = VDD = 5.0 V
0.95
1.6
mA
Low voltage mode, AVREFP = VDD = 3.0 V
0.5
0.75
mA
AVREFP current
IADREF
Note 7
AVREFP = 5.0 V
52
µA
A/D converter
internal reference
voltage current
IADREF
Note 1
114
µA
Temperature
sensor operating
current
ITMPSNote 1
110
µA
D/A converter
operating current
IDAC
Notes 1, 8
Per channel
150
µA
Comparator
operating current
ICMP
Notes 1, 9
6µA
LVD operating
current
ILVD0
Notes 1, 10
0.02
µA
ILVD1
Notes 1, 10
0.02
µA
Self-programming
operating current
IFSP
Notes 1, 11
2.5
12.2
mA
Data flash
memory rewrite
operating current
IBGO
Notes 1, 12
2.5
12.2
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com