công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 118 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 118 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 114Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 115Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 116Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 117Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 118Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 119Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 120Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 121Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 122Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 118 / 373 page
background image
CHAPTER 6
TIMER/EVENT COUNTER FUNCTIONS
100
(2) Single pulse output
In single pulse output, as shown in Figure 6-20, a pulse is output to the CO0 pin a specific time after the fall
of the CI input. In this program example a pulse with a high-level width of 200
µs is output 100 µs after the
fall of the CI input (at 12 MHz operation).
Figure 6-20. Single Pulse Output
The following are required in order to perform this operation: An initialization program, a service routine to
handle internal interrupts (INTEIN) generated by the fall of the CI input, and a service routine to handle internal
interrupts (INTE1) generated by a match between the contents of ECNT and ETM1.
First, the initialization routine will be described. The operation flow is shown below.
INITIAL
Timer/event counter
initialization
Port C
initialization
Interrupt mask register
mode setting
Timer/event counter
mode setting
< a >
< b >
< c >
< d >
100 s
µ
200 s
µ
INTEIN
CI
CO0
INTE1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com