công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 44Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 45Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 46Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 47Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 48Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 49Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 50Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 51Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 52Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 373 page
background image
CHAPTER 2
PIN FUNCTIONS
30
2.2 EPROM Mode
The EPROM mode can only be specified for the
µPD78CP18/78CP14.
2.2.1 A14 to A0 (Address) ... Input
The 15-bit address input pins for an EPROM write/verify or read operation.
The on-chip EPROM of the
µPD78CP14 is 16K bytes in size, and is therefore addressed by the lower 14 bits (A13
to A0). PF6 should be fixed low.
2.2.2 O7 to O0 (Data) ... Input/output
The 8-bit data input/output pins for an EPROM write/verify or read operation.
2.2.3 CE (Chip enable) ... Input
The Chip Enable signal input pin.
2.2.4 OE (Output enable) ... Input
The Output Enable signal input pin.
2.2.5 MODE1, MODE0 (Mode) ... Input
The MODE1 pin should be set to "0" (low level) and the MODE0 pin to "1" (high level).
2.2.6 RESET (Reset) ... Input
Should be set to "0" (low level).
2.2.7 VPP
The high-voltage application pin for an EPROM write/verify operation.
Inputs "1" (high level) in an EPROM read.
2.2.8 VDD
The power supply application pin.
2.2.9 VSS
The GND potential pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com