công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 21Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 22Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 23Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 24Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 25Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 26Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 27Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 28Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 29Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 373 page
background image
CHAPTER 1
GENERAL DESCRIPTION
7
(4)
µPD78C14/78C14(A)/78C14A/78CG14/78CP14/78CP14(A)
Part number
Package
µPD78C14CW-×××
64-pin plastic shrink DIP
µPD78C14G-×××-36
64-pin plastic QUIP
µPD78C14G-×××-37
64-pin plastic QUIP (straight)
µPD78C14G-×××-1B
64-pin plastic QFP (resin thickness: 2.05 mm)
µPD78C14GF-×××-3BE
64-pin plastic QFP (resin thickness: 2.7 mm)
µPD78C14L-×××
68-pin plastic QFJ
µPD78C14G(A)-×××-36
64-pin plastic QUIP
µPD78C14GF(A)-×××-3BE
64-pin plastic QFP (resin thickness: 2.7mm)
µPD78C14L(A)-×××
68-pin plastic QFJ
µPD78C14AG-×××-AB8
64-pin plastic QFP (inter-pin pitch: 0.8 mm)
µPD78CG14E
64-pin ceramic piggyback QUIP
µPD78CP14CW
64-pin plastic shrink DIP
µPD78CP14DW
64-pin ceramic shrink DIP with window
µPD78CP14G-36
64-pin plastic QUIP
µPD78CP14GF-3BE
64-pin plastic QFP (resin thickness: 2.7 mm)
µPD78CP14KB
64-pin ceramic WQFN
µPD78CP14L
68-pin plastic QFJ
µPD78CP14R
64-pin ceramic QUIP with window
µPD78CP14G(A)-36
64-pin plastic QUIP
Remark
××× indicates ROM code number.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com