công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 80Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 81Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 82Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 83Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 84Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 85Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 86Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 87Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 88Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 373 page
background image
CHAPTER 4
PORT FUNCTIONS
66
4.3 Port C (PC7 to PC0)
Port C (PC7 to PC0) is an 8-bit special input/output port which functions in either port mode or control signal input/
output mode according to the setting of the mode control C (MCC) register.
When the corresponding bit of mode control C register is set (1), the port C is set to control mode, and if reset
(0), set to port mode (see Figure 4-6).
When RESET is input or the hardware STOP mode is set, all bits of the mode control C register are reset and
all bits of port C are set to port mode.
In the
µPD78C18/78C14A/78C12A/78C11A, pull-up resistors can be incorporated bit-wise.
Figure 4-6. Mode Control C Register Format
7
MCC7
6
MCC6
5
MCC5
4
MCC4
3
MCC3
2
MCC2
1
MCC1
0
MCC0
MCC
0
1
PC0 = Port mode
PC0 = TXD output
0
1
PC1 = Port mode
PC1 = RXD input
0
1
PC2 = Port mode
PC2 = SCK input/output
0
1
PC3 = Port mode
PC3 = INT2/TI input
0
1
PC4 = Port mode
PC4 = TO output
0
1
PC5 = Port mode
PC5 = CI input
0
1
PC6 = Port mode
PC6 = CO0 output
0
1
PC7 = Port mode
PC7 = CO1 output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com