công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 118Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 119Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 120Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 121Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 122Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 123Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 124Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 125Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 126Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 122 / 373 page
background image
CHAPTER 6
TIMER/EVENT COUNTER FUNCTIONS
104
Figure 6-25. Interrupt Mask Register (MKL) Setting (Single Pulse Output: INTE1 Mask Release)
The INTEIN interrupt service program is shown below.
A JMP EINSV instruction must be stored in the INTEIN interrupt start address (0020H).
;***TIMER/EVENT COUNTER SERVICE********
EINSV : EXA
; Save accumulator
EXX
; Save register
DMOV
EA, ECPT
LXI
B, 0064H
DADD
EA, B
; Low level : 100
µs at 12 MHz
DMOV
ETM0, EA
; Set count value
<a>
LXI
B, 00C8H
DADD
EA, B
; High level : 200
µs at 12 MHz
DMOV
ETM1, EA
; Set count value
MVI
A, 34H
MOV
ETMM, A
<b>
ORI
EOM, 0AH
; Set level F/F, inversion enable
ANI
MKL, 0BFH
; INTEIN, INTE1 enable
<c>
EXX
; Recover register
EXA
; Recover accumulator
EI
RETI
After the interrupt service program by INTEIN, an internal interrupt (INTE1) is generated when the contents of
ECNT and ETM1 are the same.
The flowchart of this interrupt processing is shown below.
×
×
MKL
0
2
4
5
6
7
01
××
×
×
31
INTE0 masking
INTE1 masking released



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com