công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(PDF) 127 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADSP-SC596
Giải thích chi tiết về linh kiện  SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A55
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(HTML) 127 Page - Analog Devices

Back Button ADSP-SC596 Datasheet HTML 123Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 124Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 125Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 126Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 127Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 128Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 129Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 130Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 131Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 127 / 134 page
background image
Rev. PrD
|
Page 127 of 134
|
May 2022
ADSP-SC595/SC596/SC598
Preliminary Technical Data
J05
PI_00
J06
GND
J07
GND
J08
GND
J09
GND
J10
GND
J11
GND
J12
GND
J13
GND
J14
GND
J15
GND
J16
PF_05
J17
PE_13
J18
DAI1_PIN16
J19
DAI1_PIN13
J20
DAI1_PIN02
K01
GND
K02
PA_00
K03
PH_03
K04
PH_06
K05
PH_07
K06
VDD_INT
K07
VDD_EXT
K08
VDD_PLL
K09
VDD_PLL
K10
VDD_INT
K11
VDD_INT
K12
VDD_INT
K13
VDD_INT
K14
VDD_EXT
K15
VDD_INT
K16
PE_14
K17
DAI1_PIN15
K18
DAI1_PIN03
K19
HADC0_VIN2
K20
HADC0_VIN0
L01
SYS_BMODE0
L02
PA_02
L03
PA_01
L04
PA_04
L05
PA_03
L06
GND
L07
GND
L08
GND
L09
GND
L10
GND
L11
GND
L12
GND
Ball No.
Pin Name
L13
GND
L14
GND
L15
GND
L16
DAI1_PIN01
L17
DAI1_PIN04
L18
DAI1_PIN05
L19
HADC0_VIN3
L20
HADC0_VIN1
M01
GND
M02
PA_05
M03
PA_06
M04
PC_08
M05
PA_10
M06
VDD_INT
M07
VDD_EXT
M08
VDD_PLL
M09
VDD_PLL
M10
VDD_INT
M11
VDD_INT
M12
VDD_INT
M13
VDD_INT
M14
VDD_EXT
M15
VDD_INT
M16
DAI1_PIN10
M17
DAI1_PIN09
M18
DAI1_PIN06
M19
HADC0_VIN6
M20
GND
N01
SYS_BMODE2
N02
PA_07
N03
PA_09
N04
PC_11
N05
PC_15
N06
VDD_INT
N07
VDD_EXT
N08
GND
N09
GND
N10
GND
N11
GND
N12
GND
N13
GND
N14
VDD_EXT
N15
VDD_INT
N16
DAI0_PIN13
N17
DAI1_PIN11
N18
DAI1_PIN07
N19
HADC0_VIN7
N20
HADC0_VREFN
Ball No.
Pin Name
P01
GND
P02
PA_08
P03
PC_12
P04
PD_02
P05
PD_09
P06
VDD_INT
P07
GND
P08
GND
P09
GND
P10
VDD_REF
P11
VDD_REF
P12
VDD_REF
P13
GND
P14
GND
P15
VDD_INT
P16
PC_05
P17
DAI0_PIN15
P18
DAI1_PIN08
P19
HADC0_VIN4
P20
HADC0_VIN5
R01
SYS_XTAL0
R02
PC_09
R03
PD_01
R04
PD_10
R05
PD_08
R06
GND
R07
VDD_INT
R08
VDD_INT
R09
VDD_INT
R10
VDD_INT
R11
VDD_INT
R12
VDD_INT
R13
VDD_INT
R14
VDD_INT
R15
GND
R16
PC_06
R17
DAI0_PIN14
R18
DAI0_PIN17
R19
HADC0_VREFP
R20
VDD_ANA
T01
GND
T02
PC_13
T03
PD_03
T04
PD_07
T05
GND
T06
VDD_INT
T07
VDD_INT
T08
GND
Ball No.
Pin Name
T09
PA_15
T10
PF_15
T11
PG_06
T12
PG_10
T13
DAI0_PIN09
T14
VDD_INT
T15
VDD_INT
T16
GND
T17
PC_07
T18
DAI0_PIN16
T19
DAI1_PIN12
T20
DAI1_PIN19
U01
PC_10
U02
PD_00
U03
PD_06
U04
GND
U05
PB_10
U06
PB_11
U07
VDD_INT
U08
PA_12
U09
PE_01
U10
PE_06
U11
PG_00
U12
PG_07
U13
DAI0_PIN01
U14
DAI0_PIN10
U15
VDD_INT
U16
PC_03
U17
GND
U18
PC_04
U19
DAI0_PIN18
U20
DAI1_PIN20
V01
PC_14
V02
PD_04
V03
GND
V04
PB_06
V05
PB_12
V06
PA_14
V07
PA_11
V08
PE_02
V09
PE_08
V10
PE_05
V11
PG_02
V12
PG_09
V13
PG_04
V14
DAI0_PIN08
V15
DAI0_PIN05
V16
DAI0_PIN11
Ball No.
Pin Name



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com