công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADSP-SC596
Giải thích chi tiết về linh kiện  SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A55
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Analog Devices

Back Button ADSP-SC596 Datasheet HTML 69Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 70Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 71Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 72Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 73Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 74Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 75Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 76Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 77Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 134 page
background image
Rev. PrD
|
Page 73 of 134
|
May 2022
ADSP-SC595/SC596/SC598
Preliminary Technical Data
Table 40. LPs—Transmit1
All specifications are based on simulation data and are subject to change without notice.
Parameter
Min
Max
Unit
Timing Requirements
tSLACH
LPx_ACK Setup Before LPx_CLK Low
2 × tCDU_CLKO8 + 13.5
ns
tHLACH
LPx_ACK Hold After LPx_CLK Low
–2.5
ns
Switching Characteristics
tDLDCH
Data Delay After LPx_CLK High
2.23
ns
tHLDCH
Data Hold After LPx_CLK High
–1.04
ns
tLCLKTWL
2
LPx_CLK Width Low
0.4 × tLCLKTPROG
0.63 × tLCLKTPROG
ns
tLCLKTWH
2
LPx_CLK Width High
0.45 × tLCLKTPROG
0.63 × tLCLKTPROG
ns
tLCLKTW
2
LPx_CLK Period
N × tLCLKTPROG – 0.8
ns
tDLACLK
LPx_CLK Low Delay After LPx_ACK High
tCDU_CLKO8 + 4
2 × tCDU_CLKO8 + 1 × tCDU_CLKO8 + 10 ns
1 Specifications apply to LP0 and LP1.
2 See Table 22 for details on the minimum period that can be programmed for fLCLKTPROG.
Figure 11. LPs—Transmit
LPx_CLK
LPx_Dx
(DATA)
LPx_ACK (IN)
OUT
tDLDCH
tHLDCH
tSLACH
tHLACH
tDLACLK
tLCLKTWH
tLCLKTWL
LAST BYTE
TRANSMITTED
FIRST BYTE
TRANSMITTED
1
NOTES
The t
SLACH and tHLACH
specifications apply only to the LPx_CLK falling edge. If these specifications are met,
LPx_CLK extends and the dotted LPx_CLK falling edge does not occur as shown. The position of the
dotted falling edge can be calculated using the t
LCLKTWH specification.
t
LCLKTWH Min must be used for tSLACH
and t
LCLKTWH Max for tHLACH.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com