công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADSP-SC596
Giải thích chi tiết về linh kiện  SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A55
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Analog Devices

Back Button ADSP-SC596 Datasheet HTML 95Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 96Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 97Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 98Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 99Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 100Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 101Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 102Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 103Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 134 page
background image
Rev. PrD
|
Page 99 of 134
|
May 2022
ADSP-SC595/SC596/SC598
Preliminary Technical Data
10/100 EMAC Timing (ETH0 Only)
Table 64, Table 65, Figure 34, and Figure 35 describe the MII EMAC operations.
Table 64. 10/100 EMAC Timing: MII Receive Signal
All specifications are based on simulation data and are subject to change without notice.
Parameter1
1 MII inputs synchronous to ETH0_RXCLK_REFCLK are ETH0_RXD3-0, ETH0_RXCTL_RXDV, and ETH0_RXERR.
VDDEXT 3.3V Nominal
Min
Max
Unit
Timing Requirements
tERXCLKF
ETH0_RXCLK_REFCLK Frequency (fSCLK = SCLK Frequency)
None
25 + 1%
MHz
tERXCLKW
ETH0_RXCLK_REFCLK Width (tERxCLK = ETH0_RXCLK_REFCLK Period) tERxCLK × 35%
tERxCLK × 65%
ns
tERXCLKIS
Rx Input Valid to ETH0_RXCLK_REFCLK Rising Edge (Data In Setup)
2
ns
tERXCLKIH
ETH0_RXCLK_REFCLK Rising Edge to Rx Input Invalid (Data In Hold)
2.2
ns
Figure 34. 10/100 EMAC Timing: MII Receive Signal
Table 65. 10/100 EMAC Timing: MII Transmit Signal
All specifications are based on simulation data and are subject to change without notice.
Parameter1
1 MII outputs synchronous to ETH0_TXCLK are ETH0_TXD3-0.
VDDEXT 3.3V Nominal
Min
Max
Unit
Timing Requirements
tETXCLKF
ETH0_TXCLK Frequency (fSCLK = SCLK Frequency)
None
25 + 1%
MHz
tETXCLKW
ETH0_TXCLK Width (tETxCLK = ETH0_TXCLK Period)
tETxCLK × 35%
tETxCLK × 65%
ns
Switching Characteristics
tETXCLKOV
ETH0_TXCLK Rising Edge to Tx Output Valid (Data Out Valid)
11.4
ns
tETXCLKOH
ETH0_TXCLK Rising Edge to Tx Output Invalid (Data Out Hold)
2
ns
Figure 35. 10/100 EMAC Timing: MII Transmit Signal
tERXCLKIS
tERXCLKIH
ETH0_RXD3-0
ETH0_RXCTL_RXDV
ETH0_RXERR
ETH0_RXCLK_REFCLK
tERXCLKW
tERXCLK
tETXCLKOH
ETH0_TXD3–0
ETH0_TXCTL_TXEN
ETH0_TXCLK
tETXCLK
tETXCLKOV
tETXCLKW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com