công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(PDF) 122 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADSP-SC596
Giải thích chi tiết về linh kiện  SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A55
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(HTML) 122 Page - Analog Devices

Back Button ADSP-SC596 Datasheet HTML 118Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 119Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 120Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 121Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 122Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 123Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 124Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 125Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 126Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 122 / 134 page
background image
Rev. PrD
|
Page 122 of 134
|
May 2022
ADSP-SC595/SC596/SC598
Preliminary Technical Data
Debug Interface (JTAG Emulation Port) Timing
Table 85 and Figure 65 provide I/O timing related to the debug interface (JTAG emulator port).
Table 85. JTAG Emulation Port Timing
All specifications are based on simulation data and are subject to change without notice.
Parameter
Min
Max
Unit
Timing Requirements
tTCK
JTG_TCK Period
20
ns
tSTAP
JTG_TDI, JTG_TMS Setup Before JTG_TCK High
4
ns
tHTAP
JTG_TDI, JTG_TMS Hold After JTG_TCK High
4
ns
tSSYS
System Inputs Setup Before JTG_TCK High1
1 System Inputs = MLB0_CLKP, MLB0_DATP, MLB0_SIGP, DAI0_PIN20-1, DAI1_PIN20-1, DMC0_A15-0, DMC0_DQ15-0, DMC0_RESET, PA_15-0, PB_15-0, PC_15-0,
PD_15-0, PE_15-0, PF_15-0, PG_15-0, PH_15-0, PI_6-0, SYS_BMODE2-0, SYS_FAULT, SYS_FAULT.
4ns
tHSYS
System Inputs Hold After JTG_TCK High1
4ns
tTRSTW
JTG_TRST Pulse Width (Measured in JTG_TCK Cycles)2
2 50 MHz maximum.
4TCK
Switching Characteristics
tDTDO
JTG_TDO Delay From JTG_TCK Low
12
ns
tDSYS
System Outputs Delay After JTG_TCK Low3
3 System Outputs = MLB0_CLKP, MLB0_DATP, MLB0_SIGP, DAI0_PIN20-1, DAI1_PIN20-1, DMC0_A15-0, DMC0_BA2-0, DMC0_CAS, DMC0_CK, DMC0_CKE,
DMC0_CS0, DMC0_DQ15-0, DMC0_LDM, DMC0_LDQS, DMC0_ODT, DMC0_RAS, DMC0_RESET, DMC0_UDM, DMC0_UDQS, DMC0_WE, PA_15-0, PB_15-0,
PC_7-0, PD_15-0, PE_15-0, PF_15-0, PG_15-0, PH_15-0, PI_6-0, SYS_CLKOUT, SYS_FAULT, SYS_FAULT, SYS_RESOUT.
17
ns
Figure 65. JTAG Port Timing
JTG_TCK
JTG_TMS
JTG_TDI
JTG_TDO
SYSTEM
INPUTS
SYSTEM
OUTPUTS
tTCK
tSTAP
tHTAP
tDTDO
tSSYS
tHSYS
tDSYS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com