công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 144 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 144 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 140Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 141Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 142Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 143Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 144Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 145Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 146Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 147Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 148Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 144 / 373 page
background image
CHAPTER 7
SERIAL INTERFACE FUNCTIONS
126
Caution 2. When fewer than 8 external clock pulses are input (in reception)
(1)
RxE bit
→ reset to "0"
: Disable reception
(2)
MC (2)
→ set to "1"
: Set to input port
(3)
MMC (2)
→ reset to "0"
: SCK pin set to port mode
(4)
Change SMH
SK1 = 0 or SK1 = 1
: Set to internal clock mode
SK2 = 1
SK2 = 0
(5)
MKSR bit
→ set to "1"
: Mask INTSR
(6)
INTFSR flag
→ reset to "0"
(7)
RxE bit
→ set to "1"
: Enable reception
(8)
SCK trigger bit
→ set to "1"
: Start internal clock and start
remaining control count
(9)
Test FSR flag
: Wait until FSR is set to "1"
(10) SK1 & SK2 bits
→ set to "1" : Set to external clock
(11) To initial setting of MCC, MC, RxE, MKSR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com