công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 313 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 313 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 309Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 310Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 311Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 312Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 313Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 314Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 315Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 316Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 317Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 313 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
295
DADDNC EA, rp3
(Add Register Pair to EA. Skip if no Carry)
<1> Operation code
:
01110100
101001P1
P0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
11 (8)
<4> Function
:
EA
← EA+rp3; Skip if no carry.
Adds the contents of the register pair rp3 (BC, DE, HL) specified by P1P0 (1 to 3) to the contents of the
extended accumulator, and stores the result in the extended accumulator. Skips if no carry is generated
as a result of the addition.
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
ESUB EA, r2
(Subtract Register from EA)
<1> Operation code
:
01110000
011000R1
R0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
11 (8)
<4> Function
:
EA
← EA–r2
Subtracts the contents of the register r2 (A, B, C) specified by R1R0 (1 to 3) from the contents of the extended
accumulator, and stores the result in the extended accumulator.
<5> Flags affected
:
Z, SK
← 0, HC, L1 ← 0, L0 ← 0, CY
DSUB EA, rp3
(Subtract Register Pair from EA)
<1> Operation code
:
01110100
111001P1
P0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
11 (8)
<4> Function
:
EA
← EA–rp3
Subtracts the contents of the register pair rp3 (BC, DE, HL) specified by P1P0 (1 to 3) from the contents of
the extended accumulator, and stores the result in the extended accumulator.
<5> Flags affected
:
Z, SK
← 0, HC, L1 ← 0, L0 ← 0, CY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com