công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH89F52P/044PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8051 Microcontroller with 10bit ADC
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH89F52P/044PR Datasheet HTML 8Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 9Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 10Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 11Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 12Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 13Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 14Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 15Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 16Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 105 page
background image
SH88F516(SH88F54/SH89F52)
12
Table 7.4 Flash/EEPROM control SFRs
Mnem
Add
Name
POR/WDT/LVR/
PIN Reset Value
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
IB_OFF
SET
FBH
Low byte offset of flash memory
for programming
00000000
IB_OFF
SET.7
IB_OFF
SET.6
IB_OFF
SET.5
IB_OFF
SET.4
IB_OFF
SET.3
IB_OFF
SET.2
IB_OFF
SET.1
IB_OFF
SET.0
IB_DATA
FCH
Data Register for programming
flash memory
00000000
IB_DATA.7
IB_DATA.6
IB_DATA.5
IB_DATA.4
IB_DATA.3
IB_DATA.2
IB_DATA.1
IB_DATA.0
IB_CON1
F2H
Flash Memory Control Register 1
00000000
IB_CON1.7 IB_CON1.6 IB_CON1.5
IB_CON1.4 IB_CON1.3 IB_CON1.2
IB_CON1.1 IB_CON1.0
IB_CON2
F3H
Flash Memory Control Register 2
----0000
-
-
-
-
IB_CON2.3 IB_CON2.2
IB_CON2.1 IB_CON2.0
IB_CON3
F4H
Flash Memory Control Register 3
----0000
-
-
-
-
IB_CON3.3 IB_CON3.2
IB_CON3.1 IB_CON3.0
IB_CON4
F5H
Flash Memory Control Register 4
----0000
-
-
-
-
IB_CON4.3 IB_CON4.2
IB_CON4.1 IB_CON4.0
IB_CON5
F6H
Flash Memory Control Register 5
----0000
-
-
-
-
IB_CON5.3 IB_CON5.2
IB_CON5.1 IB_CON5.0
XPAGE
F7H
Memory Page
00000000
XPAGE.7
XPAGE.6
XPAGE.5
XPAGE.4
XPAGE.3
XPAGE.2
XPAGE.1
XPAGE.0
FLASHCON
A7H
Flash access control
-------0
-
-
-
-
-
-
-
FAC
Table 7.5 WDT SFR
Mnem
Add
Name
POR/WDT/LVR/
PIN Reset Value
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
RSTSTAT
B1H
Watchdog Timer Control
0-100000*
WDOF
-
PORF
LVRF
CLRF
WDT.2
WDT.1
WDT.0
*Note: RSTSTAT initial value is determined by different RESET,refer to “Watchdog Timer (WDT) and Reset State” section for details.
Table 7.6 CLKCON SFR
Mnem
Add
Name
POR/WDT/LVR/
PIN Reset Value
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
CLKCON
B2H
System Clock Control Register
111000--
32K
_SPDUP
CLKPS1
CLKPS0
SCMIF
RCON
FS
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com